Part Number Hot Search : 
LA8522M V7043 HML1213 AC72ABD 190AX351 C3632 15KP100A MC10115P
Product Description
Full Text Search
 

To Download KSK-1A66-3035 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Europe: +49 / 7731 8399 0 USA: Asia: +1 / 508 295 0771 +852 / 2955 1682
| Email: info@meder.com | Email: salesusa@meder.com | Email: salesasia@meder.com
Artikel Nr.: 2116603035 Artikel: KSK-1A66-3035
Magnetische Eigenschaften
Anzugserregung (Bezugswert) Test-Spule
Bedingung
gemessen in Test-Spule - "funktionsbestimmend"
Min
Soll
KMS-01
Max
Einheit
Reedkontakt unbearbeitet
Kontaktdaten 66
Kontakt-Nr. Kontakt-Form Kontakt-Material Schaltleistung Schaltspannung (>20 AT) Schaltstrom Transportstrom Kontaktwiderstand statisch Kontaktwiderstand dynamisch Isolationswiderstand Durchbruchspannung (>20 AT) Schaltzeit inklusive Prellen Abfallzeit Kapazitat
Bedingung
Min
Soll
66 A Rhodium
Max
Einheit
durfen die max. Schaltleistung nicht ubersteigen
DC or Peak AC DC or Peak AC DC or Peak AC
# $% Anfangswert &' ! Anfangswert (
! ! "
)
RH <45 %, 100 VDC Messspannung gema IEC 255-5 gemessen mit 40% Ubererregung gemessen ohne Spulenerregung @ 10 kHz uber offenem Kontakt
! ! !
" *" +, ( ( -
Kontaktabmessungen
Gesamtlange Glaslange
Bedingung
Toleranz gema Zeichnung Toleranz gema Zeichnung
Min
Soll
##! #
Max
Einheit
Umweltdaten
Schock Vibration Arbeitstemperatur Lagertemperatur Lottemperatur
Bedingung
1/2 sine wave duration 11ms from 10 - 2000 Hz
Min
#
Soll
Max
Einheit
., ., .,
Wellenloten max. 5 sec
/
Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten Neuanlage am: Letzte Anderung 12.05.03 16.03.06 Neuanlage von: Letzte Anderung : SCHELLHORN RKAMP Freigegeben am: 16.10.08 Freigegeben am: Freigegeben von: Freigegeben von: RKAMP Version: 3


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of KSK-1A66-3035

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X